データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SGM3141B データシート(PDF) 10 Page - SG Micro Corp

部品番号 SGM3141B
部品情報  Charge Pump LED Driver
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SGMICRO [SG Micro Corp]
ホームページ  http://www.sg-micro.com
Logo SGMICRO - SG Micro Corp

SGM3141B データシート(HTML) 10 Page - SG Micro Corp

Back Button SGM3141B Datasheet HTML 6Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 7Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 8Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 9Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 10Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 11Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 12Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 13Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 14Page - SG Micro Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
700mA Buck/Boost
Charge Pump LED Driver
10
SGM3141B
SG Micro Corp
www.sg-micro.com
Table 1: Resistor Values and Sizes
PART REFERENCE
VALUE
TOLERANCE
SIZE
MANUFACTURERS
RSET
68kΩ
5%
0402
any
RSET
75kΩ
5%
0402
any
RSET
82kΩ
5%
0402
any
RSET
91kΩ
5%
0402
any
RSET
100kΩ
5%
0402
any
RSET
110kΩ
5%
0402
any
RSET
120kΩ
5%
0402
any
RSET
130kΩ
5%
0402
any
RSET
140kΩ
5%
0402
any
RSET
150kΩ
5%
0402
any
RSENSE
0.22Ω
5%
0603
Panasonic or Vishay
RSENSE
0.27Ω
5%
0603
Panasonic or Vishay
RSENSE
0.33Ω
5%
0603
Panasonic or Vishay
RSENSE
0.39Ω
5%
0603
Panasonic or Vishay
RSENSE
0.47Ω
5%
0603
Panasonic or Vishay



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com