データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XC9516 データシート(PDF) 10 Page - Torex Semiconductor

部品番号 XC9516
部品情報  Triple Output Power Supply for TFT-LCD
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOREX [Torex Semiconductor]
ホームページ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9516 データシート(HTML) 10 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9516 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
10/26
XC9516 Series
<測定回路19 ソフトスタート/立ち上がりシーケンス>
・ソフトスタート測定
CE端子に0V→VIN入力でCEをトリガにして測定
1.0V≦VCEからLXの発振開始時間、VOUT
起動完了時間を測定する。
・立ち上がりシーケンス測定
CE起動をトリガにして測定
VOUT出力完了、VGL出力完了、VGH出力完了、
VSRC出力完了を確認する。
・測定回路図19 外付け部品使用例
各設定電圧(上記部品使用時)
VOUT=VSRC=9.2V
VGL=-5.3V
VGH=12.0V
fOSC=1.0MHz
名称
型番
特性
メーカ
L1
LTF5022T-4R7N2R0
コイル, 4.7uH
TDK
SD
XBS204S17
ショットキーダイオード, 2A/40V
TOREX
D2-5
XBS104S13
ショットキーダイオード, 1A/40V
TOREX
Tr1
XP152A11E5MR
Pch MOSFET
TOREX
Tr2
CPH3109
PNP トランジスタ
三洋
CIN
LMK212BJ475KG
セラミックコンデンサ, 4.7μF/10V
太陽誘電
CD,CVL
TMK107BJ104KA
セラミックコンデンサ, 0.1μF/25V
太陽誘電
CDD
TMK107BJ105KA
セラミックコンデンサ, 1μF/25V
太陽誘電
CL1,CL2
C3216X5R1E475M
セラミックコンデンサ, 4.7μF/25V
TDK
CLcp1,CLcp2
TMK107BJ105KA
セラミックコンデンサ, 1μF/25V
太陽誘電
CFB
C1608JB1H220J
セラミックコンデンサ, 22pF/50V
TDK
C1,C2
C1608JB1H103K
セラミックコンデンサ, 0.01μF/50V
TDK
R1
RMC1/16K824FTP
チップ抵抗, 820kΩ
釜屋電機
R2
RMC1/16K104FTP
チップ抵抗, 100kΩ
釜屋電機
R3
RMC1/16K394FTP
チップ抵抗, 390kΩ
釜屋電機
R4
RMC1/16K304FTP
チップ抵抗, 300kΩ
釜屋電機
R5
RMC1/16K824FTP
チップ抵抗, 820kΩ
釜屋電機
R6
RMC1/16K753FTP
チップ抵抗, 75kΩ
釜屋電機
C5
C1608JB1H103K
セラミックコンデンサ, 0.01μF/50V
TDK
R8
RMC1/16K304FTP
チップ抵抗, 300kΩ
釜屋電機
R9
RMC1/16K134FTP
チップ抵抗, 130kΩ
釜屋電機
R10
RMC1/16K513FTP
チップ抵抗, 51kΩ
釜屋電機
TEST CIRCUITS (Continued)
Soft start Measurement
CE voltage is triggered on rising edge (0V→VIN).
LX oscillation start from 1.0V≦VCE.
VOUT rising time is measured.
Start-up Sequence Measurement
Trigger on CE start-up. Sequence is checked in
the order of VOUT, VCL, VGH and VSRC.
< Circuit19 Soft start/Start-up Sequence>
< Circuit19 LX External Components List>
< Setting values when the above parts are used>
NAME
MODEL NAME
CHARACTERISTIC
MANUFACTURER
L1
LTF5022T-4R7N2R0
Coil, 4.7μH
TDK
SD
XBS204S17
Schottky diode, 2A/40V
TOREX
D2-5
XBS104S13
Schottky diode, 1A/40V
TOREX
Tr1
XP152A11E5MR
Pch MOSFET
TOREX
Tr2
CPH3109
PNP transistor
SANYO
CIN
LMK212BJ475KG
ceramic condenser, 4.7μF/10V
TAIYO YUDEN
CD,CVL
TMK107BJ104KA
ceramic condenser, 0.1μF/25V
TAIYO YUDEN
CDD
TMK107BJ105KA
ceramic condenser, 1μF/25V
TAIYO YUDEN
CL1,CL2
C3216X5R1E475M
ceramic condenser, 4.7μF/25V
TDK
CLcp1,CLcp2
TMK107BJ105KA
ceramic condenser, 1μF/25V
TAIYO YUDEN
CFB
C1608JB1H220J
ceramic condenser, 22pF/50V
TDK
C1,C2
C1608JB1H103K
ceramic condenser, 0.01μF/50V
TDK
R1
RMC1/16K824FTP
chip resistance, 820kΩ
KAMAYA
R2
RMC1/16K104FTP
chip resistance, 100kΩ
KAMAYA
R3
RMC1/16K394FTP
chip resistance, 390kΩ
KAMAYA
R4
RMC1/16K304FTP
chip resistance, 300kΩ
KAMAYA
R5
RMC1/16K824FTP
chip resistance, 820kΩ
KAMAYA
R6
RMC1/16K753FTP
chip resistance, 75kΩ
KAMAYA
C5
C1608JB1H103K
ceramic condenser, 0.01μF/50V
TDK
R8
RMC1/16K304FTP
chip resistance, 300kΩ
KAMAYA
R9
RMC1/16K134FTP
chip resistance, 130kΩ
KAMAYA
R10
RMC1/16K513FTP
chip resistance, 51kΩ
KAMAYA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com