データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XC9516 データシート(PDF) 21 Page - Torex Semiconductor

部品番号 XC9516
部品情報  Triple Output Power Supply for TFT-LCD
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOREX [Torex Semiconductor]
ホームページ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9516 データシート(HTML) 21 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9516 Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC9516 Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 26 page
background image
21/26
XC9516
Series
100μs/div
ICP1 SW
2.0V/div
VGL
200mV/div
VIN=VCE=2.5V, VGL=-5.0V
Ta=25℃
ICP1=-1mA→-10mA
ICP1 SW OFF
=-1mA
ICP1 SW ON
=-10mA
100μs/div
ICP1 SW
2.0V/div
VGL
200mV/div
VIN=VCE=2.5V, VGL=-5.0V
Ta=25℃
ICP1=-10mA→-1mA
ICP1 SW ON
=-10mA
ICP1 SW OFF
=-1mA
(14) Load Transient Response 1 vs. DC/DC Output (VOUT)
(15) Load Transient Response 2 vs. CP1 Output (VGL)
100μs/div
IOUT
50mA/div
VOUT
200mV/div
VIN=VCE=2.5V, VOUT=9.0V
Ta=25℃
IOUT=100mA→0mA
IOUT=100mA
IOUT=0mA
100μs/div
IOUT SW
2.0V/div
VOUT
200mV/div
VIN=VCE=2.5V, VOUT=9.0V
Ta=25℃
IOUT=0mA→100mA
IOUT=0mA
IOUT=100mA
■
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
VIN=2.5V, VOUT=9.0V, FOSC=1MHz
90
92
94
96
98
100
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature.(゚C)
VIN = 2.5V
VIN = 4.0V
VIN = 5.5V
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature.(゚C)
(12) LX Current Limit vs. Ambient Temperature
(13) Maximum Duty Cycle vs. Ambient Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com