| データシートサーチシステム |
|
UPD16680 データシート(PDF) 15 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD16680 データシート(HTML) 15 Page - NEC |
|
15 / 44 page ![]() Data Sheet S12694EJ2V0DS00 15 µµµµPD16680 5.6 Application circuit example 5.6.1 To use internal driving circuit, LCD driving mode VDD VDD VLCD C1 C1 C2 C2 C3 C3 VSS VEXT VSS VEXT AMPCHA VLC5 VLC4 VLC3 VLC2 VLC1 AMPOUT AMPIN(−) AMPIN(+) C2 C1 C1 C1 VLCD C3 Open C2 C1 + + + + + C1 C2 C3 Open C2 C1 C1 + + + + − + − + − − + + − − + A) Boost 4folds (not to use D/A converter) B) Boost 3 folds VDD Note1 Note2 Note2 Open R1 R2 Rth(Thermistor) Notes 1. When to use D/A converter, AMPIN(+) is open. 2. C2 +, C3– are open. Remark C1 = C2 = 1.0 µm |