| データシートサーチシステム |
|
RM0312 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0312 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 275 page ![]() DocID022352 Rev 3 7/275 RM0312 Contents 12 15 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 15.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 15.2 IWDG functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 15.3 IWDG registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 15.3.1 Key register (IWDG_KR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 15.3.2 Prescaler register (IWDG_PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 15.3.3 Reload register (IWDG_RLR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 15.3.4 IWDG register map and reset values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 16 Timer overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 16.1 Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 16.2 Glossary of timer signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 17 16-bit general purpose timer (TIM2/TIM3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 17.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 17.2 TIMx main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 17.3 TIMx time base unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 17.3.1 Reading and writing to the 16-bit counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 17.3.2 Write sequence for 16-bit TIMx_ARR register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 17.3.3 Prescaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 17.3.4 Up-counting mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 17.3.5 Down-counting mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 17.3.6 Center-aligned mode (up/down counting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 17.4 TIMx clock/trigger controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 17.4.1 Prescaler clock (CK_PSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 17.4.2 Internal clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 17.4.3 External clock source mode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 17.4.4 External clock source mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 17.4.5 Trigger synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 17.4.6 Synchronization from other timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 17.5 TIMx capture/compare channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 17.5.1 Write sequence for 16-bit TIMx_CCRi registers . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 17.5.2 Input stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 17.5.3 Input capture mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 17.5.4 Output stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 17.5.5 Forced output mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 |