データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UM1657 データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 UM1657
部品情報  SPIRIT1 development kit
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM1657 データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  UM1657 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UM1657 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 48 page
background image
Contents
UM1657
2/48
DocID025094 Rev 1
Contents
1
Hardware description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
STEVAL-IKR002Vx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1
STEVAL-IKR002Vx (RF motherboard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2
Microcontroller and connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3
Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.4
Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.5
Extension connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.6
Daughter board test point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.7
Push buttons and joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.8
JTAG connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.9
LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2
STEVAL-IKR002Vx (RF module) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1
Boost mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3
STEVAL-IKR001V7D (with SPIRIT1 RF module with external
power amplifier @169 MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4
STEVAL-IKR001V8D (with SPIRIT1 RF module with external
power amplifier @868 MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5
STEVAL-IDS001Vx (SPIRIT1 USB dongle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5.1
Microcontroller and connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5.2
Extension connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5.3
SWD interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5.4
Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.5
RF connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.6
Push buttons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.7
LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.6
STEVAL-IKR001Vx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.6.1
STEVAL-IKR001Vx (RF motherboard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.6.2
STEVAL-IKR001Vx (RF module) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2
Software installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
SPIRIT1 DK - GUI description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1
Firmware installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2
Detailed description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com