| データシートサーチシステム |
|
AN4570 データシート(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4570 データシート(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 46 page ![]() Interfacing with a non-multiplexed, asynchronous 16-bit SRAM AN4570 28/46 DocID026804 Rev 1 GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_Structure; /* Enable FMC clock */ __FMC_CLK_ENABLE(); /* Enable chosen DMAx clock */ __SRAM_DMAx_CLK_ENABLE(); /* Enable GPIOs clock */ __GPIOD_CLK_ENABLE(); __GPIOE_CLK_ENABLE(); __GPIOF_CLK_ENABLE(); __GPIOG_CLK_ENABLE(); __GPIOH_CLK_ENABLE(); /* Common GPIO configuration */ GPIO_Init_Structure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_Init_Structure.Pull = GPIO_PULLDOWN; GPIO_Init_Structure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init_Structure.Alternate = GPIO_AF12_FMC; /*## Data Bus #######*/ /* GPIOD configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_Structure); /* GPIOE configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_Init_Structure); /*## Address Bus #######*/ /* GPIOF configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15; HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_Init_Structure); GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1; HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_Init_Structure); |