データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTC7652 データシート(PDF) 22 Page - Linear Technology

部品番号 LTC7652
部品情報  Zero-Drift Operational Amplifier
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINER [Linear Technology]
ホームページ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC7652 データシート(HTML) 22 Page - Linear Technology

Back Button LTC7652_15 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 20Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 21Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 22Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 23Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 24Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
LTC1052/LTC7652
22
1052fa
PACKAGE DESCRIPTIO
J8 0801
.014 – .026
(0.360 – 0.660)
.200
(5.080)
MAX
.015 – .060
(0.381 – 1.524)
.125
3.175
MIN
.100
(2.54)
BSC
.300 BSC
(7.62 BSC)
.008 – .018
(0.203 – 0.457)
0° – 15°
.005
(0.127)
MIN
.405
(10.287)
MAX
.220 – .310
(5.588 – 7.874)
12
3
4
87
65
.025
(0.635)
RAD TYP
.045 – .068
(1.143 – 1.650)
FULL LEAD
OPTION
.023 – .045
(0.584 – 1.143)
HALF LEAD
OPTION
CORNER LEADS OPTION
(4 PLCS)
.045 – .065
(1.143 – 1.651)
NOTE: LEAD DIMENSIONS APPLY TO SOLDER DIP/PLATE
OR TIN PLATE LEADS
J8 Package
8-Lead CERDIP (Narrow .300 Inch, Hermetic)
(Reference LTC DWG # 05-08-1110)
OBSOLETE PACKAGE
N8 1002
.065
(1.651)
TYP
.045 – .065
(1.143 – 1.651)
.130 ± .005
(3.302 ± 0.127)
.020
(0.508)
MIN
.018 ± .003
(0.457 ± 0.076)
.120
(3.048)
MIN
12
3
4
87
6
5
.255 ± .015*
(6.477 ± 0.381)
.400*
(10.160)
MAX
.008 – .015
(0.203 – 0.381)
.300 – .325
(7.620 – 8.255)
.325
+.035
–.015
+0.889
–0.381
8.255
()
NOTE:
1. DIMENSIONS ARE
INCHES
MILLIMETERS
*THESE DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.
MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .010 INCH (0.254mm)
.100
(2.54)
BSC
N8 Package
8-Lead PDIP (Narrow .300 Inch)
(Reference LTC DWG # 05-08-1510)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com