データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD78P324LP データシート(PDF) 4 Page - NEC

部品番号 UPD78P324LP
部品情報  16-/8-Bit Single-Chip Microcomputers
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD78P324LP データシート(HTML) 4 Page - NEC

  UPD78P324LP Datasheet HTML 1Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 2Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 3Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 4Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 5Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 6Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 7Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 8Page - NEC UPD78P324LP Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 80 page
background image
µPD78P324, 78P324(A)
4
PIN CONFIGURATION (Top View)
(1) Normal operation mode
(a) 74-pin plastic QFP(20 x 20 mm); 74-pin ceramic WQFN
P43/AD3
P44/AD4
P45/AD5
P46/AD6
P47/AD7
P50/A8
P51/A9
P52/A10
P53/A11
P54/A12
P55/A13
NC
P56/A14
P57/A15
VDD
AVSS
P70/AN0
P71/AN1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58
P 0/RTP0
WDTO
VSS
NC
X1
X2
RESET
P85/TO11
P84/TO10
P83/TO03
P82/TO02
P81/TO01
P80/TO00
NC
P34/SCK
P33/SI/SB1
P32/SO/SB0
P31/RXD
P30/TXD
57
56
Ø
Caution
As a measure against noise, please connect the NC pin to VSS. (It is also possible to leave this pin
unconnected.)
Remark
Pin-compatible with
µPD78324GJ.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80