| データシートサーチシステム |
|
STUD30N01 データシート(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STUD30N01 データシート(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp. |
|
7 / 10 page ![]() www.samhop.com.tw 7 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS TO-251 b3 D E D1 12 3 L4 e L5 H b4 b2 b E1 A c2 L c SYMBOL MILLIMETERS MIN MAX E 6.350 6.731 L 3.700 4.400 L4 0.698 REF L5 0.972 1.226 5.970 D6.223 H 9.670 11.450 b 0.630 0.850 b2 0.760 1.140 4.950 b3 5.460 b4 0.450 0.550 e 2.286 BSC A 2.180 2.390 c 0.400 0.610 0.400 0.610 c2 D1 5.100 E1 4.318 Ver 1.0 Aug,26,2014 STU30N01 STD30N01 |