データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM2575BWM データシート(PDF) 8 Page - Micrel Semiconductor

部品番号 LM2575BWM
部品情報  52kHz Simple 1A Buck Regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICREL [Micrel Semiconductor]
ホームページ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2575BWM データシート(HTML) 8 Page - Micrel Semiconductor

  LM2575BWM Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor LM2575BWM Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
M9999-042205
8
April 2005
LM2575
Micrel, Inc.
Package Information
0.020
(0.508)
0.018±0.003
(0.457±0.076)
PIN 1
0.780
(19.812)
.250±0.005
(6.350±0.127)
0.025±0.015
(0.635±0.381)
0.100±0.010
(2.540±0.254)
MAX
0.030-0.110
(0.762-2.794)
RAD
0.125
(3.175)
MIN
0.020
(0.508)
MIN
0.130±0.005
(3.302±0.127)
+0.025
–0.015
+0.635
–0.381
0.325
8.255
()
0.009-0.015
(0.229-0.381)
0°-10°
0.290-0.320
(7.336-8.128)
0.040
(1.016)
TYP
16-Pin DIP (N)
0.022 (0.559)
0.018 (0.457)
5°
TYP
0.408 (10.363)
0.404 (10.262)
0.609 (15.469)
0.605 (15.367)
0.103 (2.616)
0.099 (2.515)
SEATING
PLANE
0.027 (0.686)
0.031 (0.787)
0.016 (0.046)
TYP
0.301 (7.645)
0.297 (7.544)
0.094 (2.388)
0.090 (2.286)
0.297 (7.544)
0.293 (7.442)
10° TYP
0.032 (0.813) TYP
0.330 (8.382)
0.326 (8.280)
7°
TYP
0.015
(0.381)
MIN
0.015
(0.381)
0.050 (1.270)
TYP
R
PIN 1
DIMENSIONS:
INCHES (MM)
24-Pin Wide SOP (WM)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com