データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PJS6407 データシート(PDF) 5 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 PJS6407
部品情報  30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

PJS6407 データシート(HTML) 5 Page - Pan Jit International Inc.

  PJS6407 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. PJS6407 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. PJS6407 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. PJS6407 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. PJS6407 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. PJS6407 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
PPJS6407
December 31,2014-REV.03
Page 5
PART NO PACKING CODE VERSION
MOUNTING PAD LAYOUT
Part No Packing Code
Package Type
Packing type
Marking
Version
PJS6407_S1_00001
SOT-23 6L-1
3K pcs / 7
” reel
S07
Halogen free



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com