| データシートサーチシステム |
|
TC7129 データシート(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7129 データシート(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 24 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21459B-page 19 TC7129 5.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. Dimensions: inches (mm) .695 (17.65) .685 (17.40) .656 (16.66) .650 (16.51) .656 (16.66) .650 (16.51) .021 (0.53) .013 (0.33) .032 (0.81) .026 (0.66) .630 (16.00) .591 (15.00) .120 (3.05) .090 (2.29) .180 (4.57) .165 (4.19) .695 (17.65) .685 (17.40) .050 (1.27) TYP. .020 (0.51) MIN. PIN 1 44-Pin PLCC |