| データシートサーチシステム |
|
TC7117CPL データシート(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7117CPL データシート(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 22 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21457B-page 19 TC7116/A/TC7117/A 7.3 Package Dimensions (Continued) Dimenisons: inches (mm) .695 (17.65) .685 (17.40) .656 (16.66) .650 (16.51) .656 (16.66) .650 (16.51) .021 (0.53) .013 (0.33) .032 (0.81) .026 (0.66) .630 (16.00) .591 (15.00) .120 (3.05) .090 (2.29) .180 (4.57) .165 (4.19) .695 (17.65) .685 (17.40) .050 (1.27) TYP. .020 (0.51) MIN. PIN 1 44-Pin PLCC Dimenisons: inches (mm) .557 (14.15) .537 (13.65) .398 (10.10) .390 (9.90) .031 (0.80) TYP. .018 (0.45) .012 (0.30) .398 (10.10) .390 (9.90) .010 (0.25) TYP. .096 (2.45) MAX. .557 (14.15) .537 (13.65) .083 (2.10) .075 (1.90) .041 (1.03) .026 (0.65) 7 ° MAX. .009 (0.23) .005 (0.13) 44-Pin PQFP PIN 1 |