データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TL4051 データシート(PDF) 10 Page - Texas Instruments

部品番号 TL4051
部品情報  PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL4051 データシート(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TL4051_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL4051_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
www.ti.com
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2
4
6
8
10
Output Voltage – V
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
-5
5
15
25
35
45
Time – µs
0
20
40
60
80
100
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Reverse Voltage – V
T = -40°C
A
T = 125°C
A
T = 25°C
A
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
2
4
6
8
10
12
Output Current – mA
V
= V
+ 5 mV
ADJ
REF
T = –40°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 125°C
A
TL4051
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
SLOS487 – JUNE 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
REVERSE CHARACTERISTICS
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE
OUTPUT SATURATION
REVERSE CURRENT
vs
vs
OUTPUT CURRENT
REVERSE VOLTAGE
10
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com