| データシートサーチシステム |
|
PDSP16488GC データシート(PDF) 28 Page - Mitel Networks Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PDSP16488GC データシート(HTML) 28 Page - Mitel Networks Corporation |
|
28 / 33 page ![]() 28 Fig. 18 Four device system with 16-bit pixels DELAYED SYNC 16-BIT PIXEL DATA O/C HOST CPU ADDRESS DECODE PROG CE1 CE2 CE3 CE4 CE2 REPLY IP7:0 DS R/W HRES BYPASS L7:0 MASTER PDSP16488A (1) VDD CE1 PC1 PROG CE RES IP7:0 PC0 DS R/W HRES BYPASS L7:0 PDSP16488A (2) VDD PC1 PROG CE RES DELOP IP7:0 DS R/W HRES BYPASS L7:0 PDSP16488A (3) CE3 PC1 PROG CE RES IP7:0 PC0 DS R/W HRES BYPASS L7:0 PDSP16488A (4) BIN PC1 PROG CE RES OVR OEN CE4 DATA OUT BIN OVERFLOW OUTPUT ENABLE PIXEL CLOCK CLK SYNC HRES RESET RES FIELD DELAY MSB MSB VDD ODD FIELD LSB LSB MSB MSB LSB LSB |