データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

Z86L71 データシート(PDF) 32 Page - Zilog, Inc.

部品番号 Z86L71
部品情報  IR/Low-Voltage Microcontroller
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZILOG [Zilog, Inc.]
ホームページ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z86L71 データシート(HTML) 32 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z86L71 Datasheet HTML 28Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 29Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 30Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 31Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 32Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 33Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 34Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 35Page - Zilog, Inc. Z86L71 Datasheet HTML 36Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 61 page
background image
Z86L70/71/75/C71
IR/Low-Voltage Microcontroller
Zilog
1-32
P R E L I M I N A R Y
DS97LVO0500
FUNCTIONAL DESCRIPTION (Continued)
Figure 22. Transmit Mode Flowchart
T8 (8-Bit)
Transmit Mode
T8_Enable Bit Set
CTR0, D7
No
Yes
CTR1, D1
Value
1
Load TC8L
Reset T8_OUT
Load TC8H
Set T8_OUT
Enable T8
Reset T8_Enable Bit
Set Time-out Status Bit
(CTR0 D5) and Generate
Timeout_Int If Enabled
No
T8_Timeout
Yes
Single Pass?
Modulo-N
T8_OUT Value
Load TC8L
Reset T8_OUT
Load TC8H
Set T8_OUT
Enable T8
No
T8_Timeout
Disable T8
Yes
Set Time-out Status Bit
(CTR0 D5) and Generate
Timeout_Int If Enabled
Single Pass
0
1
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61