| データシートサーチシステム |
|
SRK2001 データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SRK2001 データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 22 page ![]() Package information SRK2001 20/22 DocID027367 Rev 3 Table 9. SSOP10 package mechanical data Symbol Dimensions (mm) Min. Typ. Max. A 1.75 A1 0.10 0.25 A2 1.25 b 0.31 0.51 c 0.17 0.25 D 4.80 4.90 5 E 5.80 6 6.20 E1 3.80 3.90 4 e 1 h 0.25 0.50 L 0.40 0.90 K 0° 8° |