| データシートサーチシステム |
|
STPS3170AF データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS3170AF データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 10 page ![]() Package information STPS3170 6/10 DocID027020 Rev1 Figure 13. SMAflat footprint, dimensions in mm (inches) Figure 14. Marking informations Table 5. SMAflat dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.10 0.035 0.043 b 1.25 1.65 0.049 0.065 c 0.15 0.40 0.006 0.016 D 2.25 2.95 0.088 0.116 E 4.80 5.60 0.189 0.220 E1 3.95 4.60 0.156 0.181 L 0.75 1.50 0.030 0.059 L1 0.50 0.019 L2 0.50 0.019 |