| データシートサーチシステム |
|
STR1550 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR1550 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() DocID022364 Rev 5 7/9 STR1550 Package mechanical data Figure 10. SOT-23 recommended footprint (a) Table 5. SOT-23 mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A0.89 1.40 A1 0 0.10 B0.30 0.51 C 0.085 0.18 D2.75 3.04 e0.85 1.05 e1 1.70 2.10 E1.20 1.75 H2.10 3.00 L0.60 S0.35 0.65 L1 0.25 0.55 a0° 8° a. Dimensions are in mm. 2.89 0.95 0.48 0.97 0.99 SOT-23 footp_I |