| データシートサーチシステム |
|
C508 データシート(PDF) 62 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C508 データシート(HTML) 62 Page - Infineon Technologies AG |
|
62 / 93 page ![]() C508 Data Sheet 58 2000-08 Pin Configuration in Programming Mode Figure 29 OTP Programming Mode Pin Configuration for P-MQFP-64-1 Package (top view) MCP04091 A5/A13 49 50 51 52 53 54 55 V SS 56 57 D0 58 59 60 61 62 63 64 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 N.C. 31 30 29 28 27 26 25 24 V SS 23 22 N.C. 21 20 19 18 17 V DD 1 23 4 56 7 89 10 11 12 13 14 15 16 V DD C508-4E A4/A12 A3/A11 A2/A10 A1/A9 A0/A8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. |