| データシートサーチシステム |
|
PEB2256HT データシート(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PEB2256HT データシート(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG |
|
4 / 490 page ![]() FALC56 V1.2 PEB 2256 Table of Contents Page Data Sheet 4 2002-08-27 4.2.2 Doubleframe Format (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.2.2.1 Transmit Transparent Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.2.2.2 Synchronization Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.2.2.3 A-Bit Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.2.2.4 Sa-Bit Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.2.3 CRC-Multiframe (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4.2.3.1 Synchronization Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4.2.3.2 Automatic Force Resynchronization (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.2.3.3 Floating Multiframe Alignment Window (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.2.3.4 CRC4 Performance Monitoring (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.2.3.5 Modified CRC4 Multiframe Alignment Algorithm (E1) . . . . . . . . . . . . 85 4.2.3.6 A-Bit Access (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.2.3.7 Sa-Bit Access (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.2.3.8 E-Bit Access (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.3 Additional Receive Framer Functions (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.3.1 Error Performance Monitoring and Alarm Handling . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.3.2 Auto Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.3.3 Error Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.3.4 Errored Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.3.5 One-Second Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.3.6 In-Band Loop Generation and Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.3.7 Time Slot 0 Transparent Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4.4 Transmit Path in E1 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4.4.1 Transmitter (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4.4.2 Transmit Line Interface (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4.4.3 Transmit Jitter Attenuator (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4.4.4 Transmit Elastic Buffer (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4.4.5 Programmable Pulse Shaper (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4.4.6 Transmit Line Monitor (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4.4.7 Transmit Signaling Controller (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.4.7.1 HDLC or LAPD access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.4.7.2 Support of Signaling System #7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.4.7.3 Sa-Bit Access (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.4.7.4 Channel Associated Signaling CAS (E1, serial mode) . . . . . . . . . . 101 4.4.7.5 Channel Associated Signaling CAS (E1, µP access mode) . . . . . . 101 4.5 System Interface in E1 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.5.1 Receive System Interface (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.5.1.1 Receive Offset Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.5.2 Transmit System Interface (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.5.2.1 Transmit Offset Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.5.3 Time Slot Assigner (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.6 Test Functions (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 |