データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C2M1000170D データシート(PDF) 5 Page - Cree, Inc

部品番号 C2M1000170D
部品情報  Silicon Carbide Power MOSFET
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

C2M1000170D データシート(HTML) 5 Page - Cree, Inc

  C2M1000170D_15 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc C2M1000170D_15 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5
C2M1000170D Rev. E, 10-2015
1
10
100
1000
0
50
100
150
200
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Ciss
Coss
Conditions:
TJ = 25 °C
VAC = 25 mV
f = 1 MHz
Crss
Typical Performance
-5
-4
-3
-2
-1
0
-5
-4
-3
-2
-1
0
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Conditions:
TJ = -55 °C
tp < 200 µs
VGS = 0 V
VGS = 5 V
VGS = 10 V
VGS = 15 V
VGS = 20 V
-5
-4
-3
-2
-1
0
-5
-4
-3
-2
-1
0
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Conditions:
TJ = 25 °C
tp < 200 µs
VGS = 0 V
VGS = 5 V
VGS = 10 V
VGS = 15 V
VGS = 20 V
-5
-4
-3
-2
-1
0
-5
-4
-3
-2
-1
0
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Conditions:
TJ = 150 °C
tp < 200 µs
VGS = 0 V
VGS = 5 V
VGS = 10 V
VGS = 15 V
VGS = 20 V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
200
400
600
800
1000
1200
Drain to Source Voltage, VDS (V)
1
10
100
1000
0
200
400
600
800
1000
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Ciss
Coss
Conditions:
TJ = 25 °C
VAC = 25 mV
f = 1 MHz
Crss
Figure 13. 3rd Quadrant Characteristic at -55 ºC
Figure 14. 3rd Quadrant Characteristic at 25 ºC
Figure 15. 3rd Quadrant Characteristic at 150 ºC
Figure 16. Output Capacitor Stored Energy
Figure 17. Capacitances vs. Drain-Source
Voltage (0-200 V)
Figure 18. Capacitances vs. Drain-Source
Voltage (0-1000 V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com