| データシートサーチシステム |
|
TLE6286 データシート(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE6286 データシート(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG |
|
10 / 19 page ![]() Target Data TLE 6286 Version 1.02 10 2001-10-15 3.2 Operating Range Parameter Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V CC 4.5 5.5 V Battery Supply Voltage V S 620 V Junction temperature T j – 40 150 °C – Thermal Shutdown (junction temperature) Thermal shutdown temp. T jSD 150 170 190 °C Thermal shutdown hyst. ∆T – 10 – K Thermal Resistances Junction ambient R thj-a – 115 K/W – |