| データシートサーチシステム |
|
VT82C596B データシート(PDF) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VT82C596B データシート(HTML) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
12 / 96 page ![]() VT82C596B Revision 0.3 June 17, 1999 -6- Pinouts 7HFKQRORJLHV ,QF :H &RQQHFW :H &RQQHFW Figure 4. VT82C596B Pin List (Alphabetical Order) Pin Pin Name Pin Pin Name Pin Pin Name Pin Pin Name Pin Pin Name P01 IO A20GATE / MSCK K19 I FERR# K01 IO KBCS#/GPO26/MSDT M18 I PWRGD B13 IO SDD09 M20 OD A20M# A05 IO FRAME# Y15 IO LA17 / GPO1 N20 I RCIN# D13 IO SDD10 B10 IO AD00 D10 P GND T14 IO LA18 / GPO2 M01 I REQA# / GPI2 B14 IO SDD11 A10 IO AD01 E07 P GND W14 IO LA19 / GPO3 N02 I REQB# / GPI3 E14 IO SDD12 D09 IO AD02 E13 P GND U13 IO LA20 / GPO4 P03 I REQC# / GPI4 A15 IO SDD13 C09 IO AD03 J09 P GND V13 IO LA21 / GPO5 W07 IO RFSH# C15 IO SDD14 B09 IO AD04 J10 P GND Y13 IO LA22 / GPO6 P18 I RI# / GPI12 D15 IO SDD15 A09 IO AD05 J11 P GND T12 IO LA23 / GPO7 K02 O ROMCS# A17 O SDDACK# D08 IO AD06 J12 P GND P16 I LID / GPI10 M17 I RSMRST# A16 I SDDRQ E08 IO AD07 K09 P GND N04 O MCCS# W01 O RSTDRV C16 O SDIOR# B08 IO AD08 K10 P GND Y12 IO MCS16# L01 O RTCAS/GPO25 B16 O SDIOW# A08 IO AD09 K11 P GND V15 IO MEMR# M02 O RTCCS#/GPO24 J19 I SERIRQ / GPI7 D07 IO AD10 K12 P GND U15 IO MEMW# N19 I RTCX1 A06 I SERR# C07 IO AD11 L09 P GND J04 I NC / KEYLOCK R20 O RTCX2 D16 I SDRDY B07 IO AD12 L10 P GND M05 IO NC / KBDT U11 IO SA00 K20 OD SLP# A07 IO AD13 L11 P GND N03 IO NC / KBCK T11 IO SA01 N17 I SMBALRT#/GPI11 D06 IO AD14 L12 P GND M16 - NC W11 IO SA02 R19 IO SMBCLK E06 IO AD15 M09 P GND N18 - NC Y11 IO SA03 T20 IO SMBDATA E04 IO AD16 M10 P GND R05 - NC T10 IO SA04 W04 O SMEMR# C04 IO AD17 M11 P GND L20 OD NMI W10 IO SA05 U03 O SMEMW# B04 IO AD18 M12 P GND V11 I OSC U09 IO SA06 P20 OD SMI# A04 IO AD19 J05 P GNDUSB B06 O PAR V09 IO SA07 K17 O SPKR D03 IO AD20 N01 O GNTA# / GPO9 C10 IO PCKRUN# Y09 IO SA08 D05 IO STOP# E03 IO AD21 P02 O GNTB# / GPO10 D11 I PCLK T08 IO SA09 J18 OD STPCLK# C03 IO AD22 P04 O GNTC# / GPO11 E10 I PCIREQA# W08 IO SA10 W20 O SUSA# B03 IO AD23 P19 I GPI1 / PME# A11 I PCIREQB# U07 IO SA11 V19 O SUSB# / GPO15 E02 IO AD24 L02 I GPI13 / SLPBTN# B11 I PCIREQC# V07 IO SA12 U18 O SUSC# / GPO16 C02 IO AD25 J03 I GPI14 C11 I PCIREQD# Y07 IO SA13 P17 O SUSCLK B02 IO AD26 L05 I GPI15 A01 O PCIRST# V06 IO SA14 T17 O SUSST1# / GPO20 A02 IO AD27 K03 I GPI16 R02 O PCISTP#/GPO18 Y06 IO SA15 T18 O SUSST2# / GPO21 D01 IO AD28 K04 I GPI17 L04 O PCS0# T05 IO SA16 V10 O TC E01 IO AD29 H01 I GPI18 N05 O PCS1# W05 IO SA17 V18 I TEST# C01 IO AD30 H04 I GPI19 G16 O PDA0 U04 IO SA18 H19 I THRM# / GPI8 B01 IO AD31 H05 I GPI20 G18 O PDA1 V04 IO SA19 C05 IO TRDY# Y04 O AEN G03 I GPI21 G17 O PDA2 W12 IO SBHE# L03 I USBCLK J17 O APICAK#//D1/O12 G04 O GPO00 H17 O PDCS1# V03 IO SD00 J01 I USBOC0# H18 O APICCS#/D0/O13 T19 O GPO08 H16 O PDCS3# W03 IO SD01 J02 I USBOC1# K18 I APICRQ#/WSC#/I5 G05 O GPO27 F20 IO PDD00 U02 IO SD02 H03 IO USBP0- U10 O BALE F02 O GPO28 E18 IO PDD01 T02 IO SD03 G02 IO USBP0+ U19 I BATLOW# / GPI9 F03 O GPO29 / SCIOUT# E20 IO PDD02 W02 IO SD04 H02 IO USBP1- T07 O BCLK F04 O GPO30 D18 IO PDD03 Y02 IO SD05 F01 IO USBP1+ C08 IO CBE0# A03 I IDSEL D20 IO PDD04 T01 IO SD06 L16 P VBAT C06 IO CBE1# L17 OD IGNNE# C20 IO PDD05 V01 IO SD07 E09 P VCC D04 IO CBE2# L18 OD INIT B20 IO PDD06 W16 IO SD08 E11 P VCC D02 IO CBE3# L19 OD INTR A20 IO PDD07 T16 IO SD09 E12 P VCC R17 I CFG1 Y01 I IOCHCK# / GPI0 A19 IO PDD08 Y17 IO SD10 E16 P VCC R18 I CFG2 T03 IOD IOCHRDY B19 IO PDD09 V17 IO SD11 F05 P VCC M19 OD CPURST V12 IO IOCS16# C19 IO PDD10 Y18 IO SD12 F06 P VCC R01 O CPUSTP# / GPO17 Y05 IO IOR# D19 IO PDD11 W18 IO SD13 F14 P VCC U14 O DACK0# T04 IO IOW# D17 IO PDD12 Y19 IO SD14 F15 P VCC W06 O DACK1# B05 IO IRDY# E19 IO PDD13 W19 IO SD15 G06 P VCC Y10 O DACK2# H20 O IRQ0OUT / GPO14 E17 IO PDD14 C17 O SDA0 P15 P VCC V05 O DACK3# J20 I IRQ1 F19 IO PDD15 B17 O SDA1 R06 P VCC T15 O DACK5# T09 I IRQ3 G19 O PDDACK# A18 O SDA2 R07 P VCC V16 O DACK6# W09 I IRQ4 F18 I PDDRQ B18 O SDCS1# R15 P VCC W17 O DACK7# U08 I IRQ5 F17 O PDIOR# C18 O SDCS3# T06 P VCC E05 IO DEVSEL# V08 I IRQ6 F16 O PDIOW# E15 IO SDD00 N16 P VCCSUS W15 I DRQ0Y08 I IRQ7 A12 I PGNT# B15 IO SDD01 R16 P VCCSUS U06 I DRQ1Y20 I IRQ8# / GPI6 B12 O PREQ# D14 IO SDD02 K05 P VCCUSB V02 I DRQ2U01 I IRQ9 G20 I PDRDY C14 IO SDD03 J16 P VREF U05 I DRQ3U12 I IRQ10 R03 IOD PIRQA# A14 IO SDD04 M03 O XDIR# / GPO22 Y16 I DRQ5W13 I IRQ11 R04 IOD PIRQB# C13 IO SDD05 M04 O XOE# / GPO23 U16 I DRQ6T13 I IRQ12 P05 IOD PIRQC# A13 IO SDD06 Y03 I ZWS# U17 I DRQ7V14 I IRQ14 G01 IOD PIRQD# C12 IO SDD07 K16 O ZZ / GPO19 V20 IOD EXTSMI# Y14 I IRQ15 U20 I PWRBTN# D12 IO SDD08 Referenced to VCCSUS: BATLOW#, CFG1-2, EXTSMI#, GPI1, GPO8, IRQ8#, LID, PWRBTN#, PWRGD, RI#, RSMRST#, SUSA-C#, SUSST1-2#, TEST# |