| データシートサーチシステム |
|
LMX2430 データシート(PDF) 23 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMX2430 データシート(HTML) 23 Page - National Semiconductor (TI) |
|
23 / 49 page ![]() LMX243x TSSOP FinRF Input Impedance Table Vcc = EN = 2.50V, T A = +25˚C f FinRF (MHz) | Γ| Angle ( Γ) ( o) Re {ZFinRF} ( Ω) Im {ZFinRF} ( Ω) |ZFinRF| ( Ω) 100 0.86 -12.47 214.61 -314.33 380.61 200 0.85 -15.35 166.75 -270.14 317.46 300 0.84 -19.41 122.76 -228.38 259.28 400 0.83 -24.22 89.48 -193.48 213.17 500 0.82 -28.97 67.73 -167.98 181.12 600 0.82 -33.65 52.07 -148.64 157.50 700 0.82 -38.37 41.64 -131.88 138.30 800 0.82 -43.22 34.60 -117.36 122.35 900 0.81 -48.37 29.69 -104.33 108.47 1000 0.80 -53.84 25.88 -92.74 96.28 1100 0.79 -59.80 22.78 -82.21 85.31 1200 0.78 -66.29 20.17 -72.67 75.42 1300 0.77 -73.30 17.88 -64.06 66.51 1400 0.76 -80.74 15.93 -56.21 58.42 1500 0.75 -88.27 14.50 -49.36 51.45 1600 0.74 -95.87 13.27 -43.30 45.29 1700 0.73 -103.41 12.42 -37.96 39.94 1800 0.72 -110.77 11.67 -33.20 35.19 1900 0.71 -118.23 11.20 -28.78 30.88 2000 0.70 -125.46 11.25 -24.74 27.18 2100 0.68 -131.35 11.37 -21.60 24.41 2200 0.68 -137.19 10.94 -18.79 21.74 2300 0.68 -143.41 10.37 -15.88 18.97 2400 0.69 -149.45 9.70 -13.18 16.36 2500 0.71 -156.15 8.62 -10.26 13.40 2600 0.73 -163.87 7.79 -6.92 10.42 2700 0.74 -171.33 7.47 -3.71 8.34 2800 0.75 -178.24 7.30 0.76 7.34 2900 0.75 174.91 7.24 2.18 7.56 3000 0.75 168.09 7.33 5.12 8.94 3100 0.74 161.11 7.53 8.14 11.09 3200 0.74 153.92 7.83 11.30 13.75 3300 0.74 146.42 8.19 14.72 16.85 3400 0.74 138.67 8.59 18.36 20.27 3500 0.74 130.89 8.97 22.22 23.96 3600 0.75 123.33 9.30 26.23 27.83 3700 0.76 116.17 9.54 30.32 31.79 3800 0.77 109.55 9.74 34.42 35.77 3900 0.78 103.54 9.91 38.43 39.69 4000 0.79 98.25 10.20 42.23 43.44 4100 0.79 93.38 10.71 45.97 47.20 4200 0.79 88.86 11.70 49.59 50.95 4300 0.78 85.10 13.43 52.63 54.32 4400 0.77 82.09 14.79 55.23 57.18 4500 0.77 78.59 16.13 58.48 60.66 4600 0.76 74.73 17.90 62.30 64.82 4700 0.76 70.66 19.89 66.66 69.56 4800 0.75 66.05 22.50 72.05 75.48 www.national.com 23 |