| データシートサーチシステム |
|
LMX2430 データシート(PDF) 26 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMX2430 データシート(HTML) 26 Page - National Semiconductor (TI) |
|
26 / 49 page ![]() LMX243x TSSOP FinIF Input Impedance Table Vcc = EN = 2.50V, T A = +25˚C f FinIF (MHz) | Γ| Angle ( Γ) ( o) Re {ZFinIF} ( Ω) Im {ZFinIF} ( Ω) |ZFinIF| ( Ω) 100 0.87 -7.11 400.44 -348.14 530.62 200 0.86 -9.92 288.69 -318.81 430.10 300 0.85 -13.64 198.42 -281.45 344.36 400 0.84 -17.47 141.73 -246.13 284.02 500 0.84 -21.42 105.75 -214.58 239.22 600 0.83 -25.39 82.00 -188.43 205.50 700 0.83 -29.46 65.48 -166.34 178.76 800 0.82 -33.67 53.78 -147.46 156.96 900 0.81 -37.99 45.17 -131.83 139.35 1000 0.80 -42.47 38.82 -117.87 124.10 1100 0.79 -46.96 33.93 -106.36 111.64 1200 0.79 -51.67 29.53 -96.20 100.63 1300 0.78 -57.02 25.26 -86.47 90.08 1400 0.77 -63.11 22.15 -76.93 80.06 1500 0.76 -69.26 20.49 -68.42 71.42 1600 0.74 -74.82 19.54 -61.59 64.62 1700 0.74 -79.79 17.70 -56.35 59.06 1800 0.74 -86.55 15.09 -50.74 52.94 1900 0.74 -94.37 13.38 -44.56 46.53 2000 0.73 -101.95 12.62 -38.87 40.87 2100 0.72 -108.92 12.21 -34.18 36.30 2200 0.71 -115.63 11.65 -30.11 32.29 2300 0.71 -123.23 11.13 -25.97 28.25 2400 0.69 -131.44 11.08 -21.74 24.40 2500 0.67 -138.35 11.54 -18.31 21.64 www.national.com 26 |