| データシートサーチシステム |
|
LNBH21 データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LNBH21 データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 20 page ![]() LNBH21 18/20 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 3.60 0.1417 a1 0.10 0.30 0.0039 0.0118 a2 3.30 0.1299 a3 0 0.10 0 0.0039 b 0.40 0.53 0.0157 0.0209 c 0.23 0.32 0.0090 0.0013 D (1) 15.80 16.00 0.6220 0.630 E 13.90 14.50 0.5472 0.5710 e 1.27 0.0500 e3 11.43 0.4500 E1 (1) 10.90 11.10 0.4291 0.4370 E2 2.90 0.1141 G 0 0.10 0.0000 0.0039 h 1.10 0.0433 L 0.80 1.10 0.0314 0.0433 N 0˚ 10˚ S0˚ 8˚ 0˚ 8˚ T 10.0 0.3937 PowerSO-20 MECHANICAL DATA 0056635 e a2 A E a1 PSO20MEC DETAIL A T D 11 0 11 20 E1 E2 h x 45˚ DETAIL A lea d slug a3 S Gage Plan e 0.35 L DETAIL B R DETAIL B (COPLANARITY) GC -C - SEATING PLANE e3 b c N N (1) “D and E1” do not include mold flash or protusions - Mold flash or protusions shall not exceed 0.15mm (0.006”) 1 |