| データシートサーチシステム |
|
ST16C580CP40 データシート(PDF) 35 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST16C580CP40 データシート(HTML) 35 Page - Exar Corporation |
|
35 / 41 page ![]() ST16C580 35 Rev. 1.20 Receive ready timing in FIFO mode STOP BIT PARITY BIT DATA BITS (5-8) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 START BIT RX First byte that reaches the trigger level -RXRDY -IOR IOR T25d T26d X550-RX-3 Active Data Ready Active |