| データシートサーチシステム |
|
ST16C580CP40 データシート(PDF) 37 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST16C580CP40 データシート(HTML) 37 Page - Exar Corporation |
|
37 / 41 page ![]() ST16C580 37 Rev. 1.20 Transmit ready timing in none FIFO mode STOP BIT PARITY BIT DATA BITS (5-8) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 START BIT TX NEXT DATA START BIT -TXRDY T28d X550-TX-2 -IOW IOW T27d BYTE #1 Active Active Transmitter ready Transmitter not ready |