データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STV223X データシート(PDF) 74 Page - STMicroelectronics

部品番号 STV223X
部品情報  I짼C BUS-CONTROLLED MULTISTANDARD SINGLE CHIP TV PROCESSOR
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STV223X データシート(HTML) 74 Page - STMicroelectronics

Back Button STV223X Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STV223X Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 86 page
background image
STV224XH/228XH/223XH - INPUT/OUTPUT SCHEMATIC DIAGRAMS
74/86
Figure 49. 4.43/3.5X MHz Crystal
Figure 50. Chroma PLL Filter
VCC1 (8 V)
VCCD (5 V)
GND1
GND1
GND1
XTAL1
Pin 40 (SDIP56)
XTAL2
Pin 39 (SDIP56)
VCCD (5 V)
VCC1 (8 V)
GND1
GND1
GND1 GND1
GND1
GND1
GND1
GND1
CPLF
Pin 41 (SDIP56)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com