データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUW17 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 BUW17
部品情報  isc Silicon NPN Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

BUW17 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  BUW17 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BUW17 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc Silicon NPN Power Transistor
BUW17
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX UNIT
VCEO(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC=50mA; IB= 0
400
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 10A; IB= 2A
1.5
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
IC= 10A; IB= 2A
2.0
V
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=7V; IC=0
1
mA
ICES
Collector Cutoff Current
VCE= 450V;VBE= 0
VCE= 450V;VBE= 0; Tc= 125℃
0.5
3.0
mA
hFE
DC Current Gain
IC= 1A; VCE= 5V
15
50



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com