| データシートサーチシステム |
|
CWCBLPM1.S1-MZNY-CE データシート(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CWCBLPM1.S1-MZNY-CE データシート(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
13 / 24 page ![]() Version 1.5 CW CBLPM1.S1 2016-01-25 13 Package Outline 9) page 23 Maßzeichnung 9) Seite 23 Approximate Weight: 8.2 mg Gewicht: 8.2 mg Mark: Cathode Markierung: Kathode ESD information: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist. |