データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSMP4441 データシート(PDF) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 KSMP4441
部品情報  Green device available.
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

KSMP4441 データシート(HTML) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  KSMP4441 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMP4441 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMP4441 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMP4441 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSMP4441
KERSMI ELECTRONIC CO.,LTD.
-60V P-channel MOSFET
www.kersemi.com
1
Description
This P-channel MOSFET s use advanced trench technology and design to provide
excellent RDS(on) with low gate charge. It can be used in a wide variety of applications.
Features
1)
Low gate charge.
2)
Green device available.
3)
Advanced high cell denity trench technology for ultra RDS(ON)
4)
Excellent package for good heat dissipation.
SOP-8
Absolute Maximum Ratings TC=25℃,unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDS
Drain-Source Voltage
-60
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID
Continuous Drain Current-1
-4
A
Continuous Drain Current-T=100℃
-3.1
Pulsed Drain Current2
-20
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
mJ
PD
Power Dissipation4
3.1
W
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature
Range
-55 to
150
Thermal Characteristics
BVDSS
RDSON
ID
-60V
100MΩ
-4A


同様の部品番号 - KSMP4441

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMP4443 KERSEMI-KSMP4443 Datasheet
588Kb / 4P
Green device available.
KSMP4449 KERSEMI-KSMP4449 Datasheet
582Kb / 4P
Green device available.
More results

同様の説明 - KSMP4441

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
MS67C10 BWTECH-MS67C10 Datasheet
682Kb / 7P
Green Device Available
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM3803 KERSEMI-KSM3803 Datasheet
651Kb / 5P
Green device available.
KSM4310 KERSEMI-KSM4310 Datasheet
649Kb / 5P
Green device available.
KSMB5N60 KERSEMI-KSMB5N60 Datasheet
716Kb / 4P
Green device available.
KSMB5N65 KERSEMI-KSMB5N65 Datasheet
716Kb / 4P
Green device available.
KSMB7N60 KERSEMI-KSMB7N60 Datasheet
734Kb / 4P
Green device available.
KSMB7N80 KERSEMI-KSMB7N80 Datasheet
691Kb / 4P
Green device available.
KSMB10N65 KERSEMI-KSMB10N65 Datasheet
699Kb / 4P
Green device available.
KSMN4440 KERSEMI-KSMN4440 Datasheet
591Kb / 4P
Green device available.
KSMN4488 KERSEMI-KSMN4488 Datasheet
553Kb / 4P
Green device available.
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com