| データシートサーチシステム |
|
USB5734/MR データシート(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB5734/MR データシート(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 61 page ![]() 2015-2016 Microchip Technology Inc. DS00001854D-page 9 USB5734 Table 3-1 details the package pin assignments in table format. TABLE 3-1: 64-VQFN PIN ASSIGNMENTS Pin Number Pin Name Pin Number Pin Name 1 CFG_STRAP 33 VDD33 2 USB2DN_DP1/PRT_DIS_P1 34 PRT_CTL4/GANG_PWR 3 USB2DN_DM1/PRT_DIS_M1 35 VDD12 4 USB3DN_TXDP1 36 PRT_CTL3 5 USB3DN_TXDM1 37 PRT_CTL2 6 VDD12 38 PRT_CTL1 7 USB3DN_RXDP1 39 PROG_FUNC2 8 USB3DN_RXDM1 40 PROG_FUNC3 9 USB2DN_DP2/PRT_DIS_P2 41 VBUS_DET/GPIO16 10 USB2DN_DM2/PRT_DIS_M2 42 SPI_CLK/UART_RX/GPIO4/I2C_SLV_CFG0 11 USB3DN_TXDP2 43 SPI_DO/UART_TX/GPIO5/I2C_SLV_CFG1 12 USB3DN_TXDM2 44 SPI_DI/GPIO9/CFG_BC_EN 13 VDD12 45 SPI_CE_N/GPIO7/CFG_NON_REM 14 USB3DN_RXDP2 46 PROG_FUNC4 15 USB3DN_RXDM2 47 PROG_FUNC5 16 PROG_FUNC7 48 RESET_N 17 VDD12 49 PROG_FUNC6 18 VDD33 50 PROG_FUNC1 19 USB2DN_DP3/PRT_DIS_P3 51 VDD12 20 USB2DN_DM3/PRT_DIS_M3 52 VDD33 21 USB3DN_TXDP3 53 USB2UP_DP 22 USB3DN_TXDM3 54 USB2UP_DM 23 VDD12 55 USB3UP_TXDP 24 USB3DN_RXDP3 56 USB3UP_TXDM 25 USB3DN_RXDM3 57 VDD12 26 USB2DN_DP4/PRT_DIS_P4 58 USB3UP_RXDP 27 USB2DN_DM4/PRT_DIS_M4 59 USB3UP_RXDM 28 USB3DN_TXDP4 60 ATEST 29 USB3DN_TXDM4 61 XTALO 30 VDD12 62 XTALI/CLK_IN 31 USB3DN_RXDP4 63 VDD33 32 USB3DN_RXDM4 64 RBIAS |