データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TH8056 データシート(PDF) 29 Page - Melexis Microelectronic Systems

部品番号 TH8056
部品情報  Enhanced Single Wire CAN Transceiver
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MELEXIS [Melexis Microelectronic Systems]
ホームページ  http://www.melexis.com
Logo MELEXIS - Melexis Microelectronic Systems

TH8056 データシート(HTML) 29 Page - Melexis Microelectronic Systems

Back Button TH8056_12 Datasheet HTML 25Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 26Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 27Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 28Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 29Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 30Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 31Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 32Page - Melexis Microelectronic Systems TH8056_12 Datasheet HTML 33Page - Melexis Microelectronic Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 34 page
background image
TH8056
Enhanced Single Wire CAN Transceiver
TH8056 – Datasheet
Page 29 of 34
3901008056
June 2012
Rev 014
6.2
Reel Specification for SOIC14NB
A
D*
B*
C
W2
W1
N
Amax
B*
C
D*min
330
2.0 ±0.5
13.0 +0,5/-0,2
20.2
Width of half reel
Nmin
W1
W2 max
4 mm
100.0
4.4
7.1
8 mm
100.0
8.4
11.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com