データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSR976-NR-1 データシート(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LSR976-NR-1
部品情報  Optical Indicator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSR976-NR-1 データシート(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LSR976-NR-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
Version 1.0
LS R976
2012-11-06
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 19 , 1) page 19
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 19, 1) Seite 19
Irel= f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 19
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 19
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
OHL00555
400
0
20
40
60
80
100
%
Ι
rel
λ
nm
450
500
550
600
650
700
yellow
super-red
orange
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL00408
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com