データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSR976-NR-1 データシート(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LSR976-NR-1
部品情報  Optical Indicator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSR976-NR-1 データシート(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LSR976-NR-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSR976-NR-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
2012-11-06
4
Version 1.0
LS R976
Characteristics (TA = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λpeak
645
nm
Dominant Wavelength 3)page 19
Dominantwellenlänge 3) Seite 19
(typ.)
λdom
633
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max
(typ.)
Δλ
16
nm
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
160
°
Forward voltage 4) page 19
Durchlassspannung 4)Seite 19
(typ.)
(max.)
VF
VF
2.00
2.50
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 12 V)
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
100
μA
µA
Temperature coefficient of λpeak
Temperaturkoeffizient von λpeak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλpeak
0.14
nm/K
Temperature coefficient of λdom
Temperaturkoeffizient von λdom
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλdom
0.05
nm/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCV
-2.00
mV/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 19 , 6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung 5) Seite 19 , 6) Seite 19
(max.)
Rth JA real
800
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 19
(max.)
Rth JS real
450
K/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com