データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MB39C015 データシート(PDF) 9 Page - Cypress Semiconductor

部品番号 MB39C015
部品情報  High efficiency : 96% (Max)
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
ホームページ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB39C015 データシート(HTML) 9 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB39C015 Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor MB39C015 Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 43 page
background image
MB39C015
Document Number: 002-08364 Rev. *A
Page 9 of 43
Function table
MODE
Input
Output
CTL1
CTL2
CTLP
CH1 function
CH2 function
VDET
function
VREF
function
Shutdown mode
L
Stopped
Operating mode
H
L
L
Operation
Stopped
Stopped
Outputs 1.3 V
L
H
L
Stopped
Operation
Stopped
L
L
H
Stopped
Stopped
Operation
H
H
L
Operation
Operation
Stopped
L
H
H
Stopped
Operation
Operation
H
L
H
Operation
Stopped
Operation
HOperation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com