データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EA4533BYH データシート(PDF) 13 Page - Active-Semi, Inc

部品番号 EA4533BYH
部品情報  Wide-Input Sensorless CC/CV Step-Down DC/DC Converter
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
ホームページ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

EA4533BYH データシート(HTML) 13 Page - Active-Semi, Inc

Back Button EA4533BYH Datasheet HTML 9Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 10Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 11Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 12Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 13Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 14Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 15Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 16Page - Active-Semi, Inc EA4533BYH Datasheet HTML 17Page - Active-Semi, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
ACT4533A/B
Rev 0, 14-Aug-13
Innovative Power
TM
- 13 -
www.active-semi.com
Copyright © 2013 Active-Semi, Inc.
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
(Schematic as show in Figure 9, Ta = 25°C, unless otherwise specified)
2780
2740
2700
2660
2620
2580
Temperature (°C)
-20
10
40
70
100
130
CC Current vs. Temperature
CC Current vs. Input Voltage
2850
2800
2750
2700
2650
2660
Input Voltage (V)
10
15
20
25
30
35
40
Maximum Peak Current vs. Duty Cycle
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
Duty Cycle
10
20
30
40
50
90
60
70
80
Input Voltage (V)
10
15
20
25
30
40
35
Switching Frequency vs. Input Voltage
145
140
135
130
125
120
115
110
Switching Frequency vs. Feedback Voltage
150
120
90
60
30
0
Feedback Voltage (mV)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Load Current (A)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
3.6
2.8
3.2
2.0
2.4
100
85
80
75
70
65
60
95
90
Efficiency vs. Load current
VIN =12V
VIN =18V
VOUT = 5V
VIN =24V
VOUT = 5V
VIN = 12V
IISET = 2.65A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com