データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AT89C51CC03C-RDTIM データシート(PDF) 156 Page - ATMEL Corporation

部品番号 AT89C51CC03C-RDTIM
部品情報  Enhanced 8-bit MCU with CAN Controller and Flash Memory
PDF  195 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89C51CC03C-RDTIM データシート(HTML) 156 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 152Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 153Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 154Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 155Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 156Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 157Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 158Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 159Page - ATMEL Corporation AT89C51CC03C-RDTIM Datasheet HTML 160Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 156 / 195 page
background image
156
AT89C51CC03
4182I–CAN–06/05
EADC = 1
// clear the field SCH[2:0]
ADCON and = F8h
// Select the channel
ADCON | = channel
// Start conversion in precision mode
ADCON | = 48h
Note:
to enable the ADC interrupt:
EA = 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More