| データシートサーチシステム |
|
AT89C51CC03C-RDTIM データシート(PDF) 175 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT89C51CC03C-RDTIM データシート(HTML) 175 Page - ATMEL Corporation |
|
175 / 195 page ![]() 175 AT89C51CC03 4182I–CAN–06/05 Table 123. AC Parameters for a Variable Clock Symbol Type Standard Clock X2 Clock X parameter Units TRLRH Min 6 T - x 3 T - x 20 ns TWLWH Min 6 T - x 3 T - x 20 ns TRLDV Max 5 T - x 2.5 T - x 25 ns TRHDX Min x x 0 ns TRHDZ Max 2 T - x T - x 20 ns TLLDV Max 8 T - x 4T -x 40 ns TAVDV Max 9 T - x 4.5 T - x 60 ns TLLWL Min 3 T - x 1.5 T - x 25 ns TLLWL Max 3 T + x 1.5 T + x 25 ns TAVWL Min 4 T - x 2 T - x 25 ns TQVWX Min T - x 0.5 T - x 15 ns TQVWH Min 7 T - x 3.5 T - x 25 ns TWHQX Min T - x 0.5 T - x 10 ns TRLAZ Max x x 0 ns TWHLH Min T - x 0.5 T - x 15 ns TWHLH Max T + x 0.5 T + x 15 ns |