| データシートサーチシステム |
|
STFI15N60M2-EP データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STFI15N60M2-EP データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 15 page ![]() STF15N60M2-EP, STFI15N60M2-EP Package mechanical data DocID027373 Rev 1 11/15 Table 10: TO-220FP mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.4 4.6 B 2.5 2.7 D 2.5 2.75 E 0.45 0.7 F 0.75 1 F1 1.15 1.70 F2 1.15 1.70 G 4.95 5.2 G1 2.4 2.7 H 10 10.4 L2 16 L3 28.6 30.6 L4 9.8 10.6 L5 2.9 3.6 L6 15.9 16.4 L7 9 9.3 Dia 3 3.2 |