| データシートサーチシステム |
|
STIPN2M50-H データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STIPN2M50-H データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 21 page ![]() Package information STIPN2M50-H 18/21 DocID030065 Rev 4 Table 16: NDIP-26L type C mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 A1 0.80 1.00 1.20 A2 3.00 3.10 3.20 A3 1.70 1.80 1.90 A4 5.70 5.90 6.10 b 0.53 0.72 b1 0.52 0.60 0.68 b2 0.83 1.02 b3 0.82 0.90 0.98 c 0.46 0.59 c1 0.45 0.50 0.55 D 29.05 29.15 29.25 D1 0.50 0.77 1.00 D2 0.35 0.53 0.70 D3 29.55 E 12.35 12.45 12.55 e 1.70 1.80 1.90 e1 2.40 2.50 2.60 eB1 16.10 16.40 16.70 eB2 21.18 21.48 21.78 L 1.24 1.39 1.54 |