データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPSC8H065C データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPSC8H065C
部品情報  High forward surge capability
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPSC8H065C データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STPSC8H065C Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPSC8H065C Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPSC8H065C Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPSC8H065C Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPSC8H065C Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPSC8H065C Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPSC8H065C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPSC8H065C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Package information
STPSC8H065C
6/8
DocID024808 Rev 2
Table 6. TO-220AB dimensions values
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.17
0.18
b
0.61
0.88
0.024
0.035
b1
1.14
1.70
0.045
0.067
c
0.48
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.62
D1
1.27 typ.
0.05 typ.
E
10
10.40
0.39
0.41
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.19
0.20
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.24
0.26
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.51
0.55
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40 typ.
0.64 typ.
L30
28.90 typ.
1.13 typ.
P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8