| データシートサーチシステム |
|
UM1871 データシート(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1871 データシート(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 64 page ![]() DocID027604 Rev 3 39/64 UM1871 STM32446E-EVAL IO assignment 63 112 PC11 SDCARD_D3 - D4 113 PC12 SDCARD_CK - D9 114 PD0 FMC_D2 - - 115 PD1 FMC_D3 - - 116 PD2 SDCARD_CMD - D11 117 PD3 QSPI_CLK Dissipative_brake_GPIO D5 118 PD4 FMC_NOE - - 119 PD5 FMC_NWE - - 120 VSS_10 - - - 121 VDD_10 - - - 122 PD6 RF_INT2 - D10 123 PD7 FMC_NE1 (CS_LCD) - - 124 PG9 SAI_2_FS_B - - 125 PG10 SAI_2_SD_B - - 126 PG11 SPDIF_RX0 - - 127 PG12 RF_USART6_RTS - - 128 PG13 RF_USART6_CTS - - 129 PG14 RF_USART6_TX - - 130 VSS_11 - - - 131 VDD_11 - - - 132 PG15 FMC_SDNCAS - - 133 PB3 Mems_SPI3_SCK/3_CK JTDO/TRACESWO - - 134 PB4 LD3 NJTRST - - 135 PB5 ULPI_D7 - - 136 PB6 MIC_I2S_TIM4_CH1 EncA_TIM4_CH1 - 137 PB7 MIC_I2S_TIM4_CH2 EncA_TIM4_CH2 VSYNC 138 BOOT0 - - - 139 PB8 CAN_1_RX RF_TIM2_CH1 EncIndex_TIM4_CH3 D6 140 PB9 CAN_1_TX RF_TIM2_CH2 -D7 Table 23. IOs assignment (continued) Pin name Default configuration Motor control configuration Camera configuration |