| データシートサーチシステム |
|
ST72321AR6-Auto データシート(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72321AR6-Auto データシート(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 243 page ![]() List of figures ST72321xx-Auto 16/243 Doc ID 13829 Rev 1 Figure 49. Output compare timing diagram, fTIMER = fCPU/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Figure 50. Output compare timing diagram, fTIMER = fCPU/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Figure 51. One pulse mode cycle flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Figure 52. One pulse mode timing example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Figure 53. Pulse width modulation mode timing example with 2 output compare functions . . . . . . . 110 Figure 54. Pulse width modulation cycle flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Figure 55. Serial peripheral interface block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Figure 56. Single master/single slave application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Figure 57. Generic SS timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Figure 58. Hardware/Software slave select management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Figure 59. Data clock timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Figure 60. Clearing the WCOL bit (Write Collision Flag) software sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Figure 61. Single master / multiple slave configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Figure 62. SCI block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Figure 63. Word length programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Figure 64. SCI baud rate and extended prescaler block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Figure 65. Bit sampling in reception mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Figure 66. I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Figure 67. I2C interface block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Figure 68. Transfer sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Figure 69. Interrupt control logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Figure 70. ADC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Figure 71. Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Figure 72. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Figure 73. fCPU max versus VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Figure 74. Typical IDD in Run mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Figure 75. Typical IDD in Slow mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Figure 76. Typical IDD in Wait mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Figure 77. Typical IDD in Slow Wait mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Figure 78. Typical application with an external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Figure 79. Typical application with a crystal or ceramic resonator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Figure 80. Typical fOSC(RCINT) versus TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Figure 81. Integrated PLL jitter versus signal frequency(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Figure 82. Unused I/O pins configured as input. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Figure 83. Typical IPU vs VDD with VIN =VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Figure 84. Typical VOL at VDD = 5V (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Figure 85. Typical VOL at VDD = 5V (high-sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Figure 86. Typical VOH at VDD = 5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Figure 87. Typical VOL versus VDD (standard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Figure 88. Typical VOL versus VDD (high-sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Figure 89. Typical VDD -VOH versus VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Figure 90. RESET pin protection when LVD is enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Figure 91. RESET pin protection when LVD is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Figure 92. Two typical applications with ICCSEL/VPP pin(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Figure 93. SPI slave timing diagram with CPHA = 0(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Figure 94. SPI slave timing diagram with CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Figure 95. SPI master timing diagram(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Figure 96. Typical application with I2C BUS and timing diagram(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Figure 97. RAIN maximum versus fADC with CAIN = 0pF(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Figure 98. Recommended CAIN and RAIN values(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Figure 99. Typical A/D converter application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Figure 100. Power supply filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 |