| データシートサーチシステム |
|
STM32F070C6 データシート(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F070C6 データシート(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 83 page ![]() Table 12. Alternate functions selected through GPIOB_AFR registers for port B Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 PB0 EVENTOUT TIM3_CH3 TIM1_CH2N - USART3_CK(1) 1. Available on STM32F070xB devices only. - PB1 TIM14_CH1 TIM3_CH4 TIM1_CH3N - USART3_RTS(1) - PB2 - ---- - PB3 SPI1_SCK EVENTOUT - - - - PB4 SPI1_MISO TIM3_CH1 EVENTOUT - - TIM17_BKIN PB5 SPI1_MOSI TIM3_CH2 TIM16_BKIN I2C1_SMBA - - PB6 USART1_TX I2C1_SCL TIM16_CH1N - - - PB7 USART1_RX I2C1_SDA TIM17_CH1N - USART4_CTS(1) - PB8 - I2C1_SCL TIM16_CH1 - - - PB9 IR_OUT I2C1_SDA TIM17_CH1 EVENTOUT - SPI2_NSS(1) PB10 - I2C2_SCL(1) - - USART3_TX(1) SPI2_SCK(1) PB11 EVENTOUT I2C2_SDA(1) - - USART3_RX(1) - PB12 SPI2_NSS(1) EVENTOUT TIM1_BKIN - USART3_CK(1) TIM15_BKIN(1) PB13 SPI2_SCK(1) - TIM1_CH1N - USART3_CTS(1) I2C2_SCL(1) PB14 SPI2_MISO(1) TIM15_CH1 TIM1_CH2N - USART3_RTS(1) I2C2_SDA(1) PB15 SPI2_MOSI(1) TIM15_CH2 TIM1_CH3N TIM15_CH1N(1) -- |