| データシートサーチシステム |
|
STM32F732ICY6 データシート(PDF) 61 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F732ICY6 データシート(HTML) 61 Page - STMicroelectronics |
|
61 / 122 page ![]() - 21 33 R1 39 K9 R1 M1 33 39 VDDA S - - - - 14 22 34 N3 40 G8 N3 J2 34 40 PA0-WKUP I/O FT (5) (6) TIM2_CH1/TIM2_ETR, TIM5_CH1, TIM8_ETR, USART2_CTS, UART4_TX, SAI2_SD_B, EVENTOUT ADC1_IN0, ADC2_IN0, ADC3_IN0, WKUP1 15 23 35 N2 41 J8 N2 K2 35 41 PA1 I/O FT (5) TIM2_CH2, TIM5_CH2, USART2_RTS, UART4_RX, QUADSPI_BK1_IO3, SAI2_MCK_B, EVENTOUT ADC1_IN1, ADC2_IN1, ADC3_IN1 16 24 36 P2 42 H8 P2 L2 36 42 PA2 I/O FT (5) TIM2_CH3, TIM5_CH3, TIM9_CH1, USART2_TX, SAI2_SCK_B, EVENTOUT ADC1_IN2, ADC2_IN2, ADC3_IN2, WKUP2 - - - F4 43 - F4 - - 43 PH2 I/O FT LPTIM1_IN2, QUADSPI_BK2_IO0, SAI2_SCK_B, FMC_SDCKE0, EVENTOUT - Table 10. STM32F732xx and STM32F733xx pin and ball definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions STM32F732xx STM32F733xx |