| データシートサーチシステム |
|
STA321MPL1TR データシート(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321MPL1TR データシート(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 80 page ![]() Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) STA321MPL1 66/80 DocID029389 Rev 1 Table 14. Threshold configuration 6.5.7 Recombination control register 11, 12, and 13 (0x68; 0x69; 0x6A) Index dB Index dB Index dB Index dB Index dB Index dB 0x00 0 0x0B -11 0x16 -22 0x21 -33 0x2C -44 0x37 -55 0x01 -1 0x0C -12 0x17 -23 0x22 -34 0x2D -45 0x38 -56 0x02 -2 0x0D -13 0x18 -24 0x23 -35 0x2E -46 0x39 -57 0x03 -3 0x0E -14 0x19 -25 0x24 -36 0x2F -47 0x3A -58 0x04 -4 0x0F -15 0x1A -26 0x25 -37 0x30 -48 0x3B -59 0x05 -5 0x10 -16 0x1B -27 0x26 -38 0x31 -49 0x3C -60 0x06 -6 0x11 -17 0x1C -28 0x27 -39 0x32 -50 0x3D -61 0x07 -7 0x12 -18 0x1D -29 0x28 -40 0x33 -51 0x3E -62 0x08 -8 0x13 -19 0x1E -30 0x29 -41 0x34 -52 0x3F -63 0x09 -9 0x14 -20 0x1F -31 0x2A -42 0x35 -53 0x0A -10 0x15 -21 0x20 -32 0x2B -43 0x36 -54 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH1TH_H[5:0] 00 011 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH2TH_H[5:0] 00 011 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH3TH_H[5:0] 00 011 01 1 Bit RW RST Name Description 7RW 0 Reserved 6RW 0 5RW 0 CHxHCT[5:0] see Table 14 4RW 1 3RW 1 2RW 0 1RW 1 0RW 1 |